công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F84A bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F84A
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-pin Enhanced FLASH/EEPROM 8-Bit Microcontroller
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F84A bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F84A_13 Datasheet HTML 57Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology PIC16F84A_13 Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 90 page
background image
 2001-2013 Microchip Technology Inc.
DS35007C-page 61
PIC16F84A
FIGURE 10-3:
TYPICAL IDD vs. FOSC OVER VDD (XT MODE, 25°C)
FIGURE 10-4:
MAXIMUM IDD vs. FOSC OVER VDD (XT MODE, -40° TO +125°C)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
FOSC (MHz)
2.0 V
2.5 V
3.0 V
3.5 V
4.0 V
4.5 V
5.0 V
5.5 V
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
FOSC (MHz)
2.0 V
2.5 V
3.0 V
3.5 V
4.0 V
4.5 V
5.0 V
5.5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com