| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CH91 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVX Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CH91 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVX Corporation |
|
3 / 4 page ![]() 67 CV41-CH41 CV51-CH51 CV61-CH61 CV76-CH76 CV91-CH91 Styles Styles Styles Styles Styles Cap pF 330 K 390 J K 470 J K 560 J K 680 J K 820 H J K 1000 H J K 1200 H J K 1500 H J K 1800 G H J K 2200 G H J K 2700 G H J K 3300 G G H J K 3900 G G H J K 4700 G G H J K 5600 A G H J K 6800 A G G H J K 8200 A G G H J K 10000 A G G H J K 12000 A A G H J K 15000 A A G G H J 18000 A G G H J 22000 A A G H 27000 A A G H 33000 A A G H 39000 A G G 47000 A A G 56000 A A G 68000 A A G 82000 AG 100000 AG 120000 A 150000 A 180000 A 220000 A 270000 A 330000 A 1B/C0G ULTRA STABLE CERAMIC NB Figures in cells refer to size within ordering information High Voltage Leaded (CH/CV Style) Chip Assemblies |