| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SEG32 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SEG32 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology |
|
3 / 6 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. Advance Information DS41366A-page 3 PIC16F194X/16LF194X TABLE 2: 64-PIN DEVICE ALLOCATION TABLE (PIC16F1946/1947) RA0 24 AN0 CPS0 — — — — — — SEG33 — — — RA1 23 AN1 CPS1 — — — — — — SEG18 — — — RA2 22 AN2/ VREF- CPS2 — — — — — — SEG34 — — — RA3 21 AN3/ VREF+ CPS3 — — — — — — SEG35 — — — RA4 28 — — — — T0CKI — — — SEG14 — — — RA5 27 AN4 CPS4 — — — — — — SEG15 — — — RA6 40 — — — — — — — — SEG36 — — OSC2/ CLKOUT RA7 39 — — — — — — — — SEG37 — — OSC1/ CLKIN RB0 48 — — — SRI — FLT0 — — SEG30 INT/ IOC Y — RB1 47 — — — — — — — — SEG8 IOC Y — RB2 46 — — — — — — — — SEG9 IOC Y — RB3 45 — — — — — — — — SEG10 IOC Y — RB4 44 — — — — — — — — SEG11 IOC Y — RB5 43 — — — — T1G — — — SEG29 IOC Y — RB6 42 — — — — — — — — SEG38 IOC Y ICSPCLK/ ICDCLK RB7 37 — — — — — — — — SEG39 IOC Y ICSPDAT/ ICDDAT RC0 30 — — — — T1OSO/ T1CKI — — — SEG40 — — — RC1 29 — — — — T1OSI CCP2(1)/ P2A(1) — — SEG32 — — — RC2 33 — — — — — CCP1/ P1A — — SEG13 — — — RC3 34 — — — — — — — SCK1/ SCL1 SEG17 — — — RC4 35 — — — — — — — SDI1/ SDA1 SEG16 — — — RC5 36 — — — — — — — SDO1 SEG12 — — — RC6 31 — — — — — — TX1/CK1 — SEG27 — — — RC7 32 — — — — — — RX1/DT1 — SEG28 — — — RD0 58 — — — — — P2D(1) — — SEG0 — — — RD1 55 — — — — — P2C(1) — — SEG1 — — — RD2 54 — — — — — P2B(1) — — SEG2 — — — RD3 53 — — — — — P3C(1) — — SEG3 — — — RD4 52 — — — — — P3B(1) SDO2 SEG4 — — — RD5 51 — — — — — P1C(1) SDI2/ SDA2 SEG5 — — — RD6 50 — — — — — P1B(1) SCK2/ SCL2 SEG6 — — — RD7 49 — — — — — — SS2 SEG7 — — — RE0 2 — — — — — P2D(1) — — VLCD1 — — — RE1 1 — — — — — P2C(1) — — VLCD2 — — — RE2 64 — — — — — P2B(1) — — VLCD3 — — — RE3 63 — — — — — P3C(1) —— COM0 — — — RE4 62 — — — — — P3B(1) — — COM1 — — — RE5 61 — — — — — P1C(1) —— COM2 — — — RE6 60 — — — — — P1B(1) — — COM3 — — — RE7 59 — — — — — CCP2(1)/ P2A(1) — — SEG31 — — — Note 1: Pin functions in bold can be redirected via software. 2: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. |