công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OS5RKA5B61P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OptoSupply International

tên linh kiện OS5RKA5B61P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Deluxe Power 5mm Round Ultra Bright Red LED
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
Trang chủ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International

OS5RKA5B61P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OptoSupply International

  OS5RKA5B61P Datasheet HTML 1Page - OptoSupply International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
http://www.optosupply.com
VER A.0
Deluxe Power 5
5m
mm
m R
Ro
ou
un
nd
d U
Ullttr
ra
a B
Br
riig
gh
htt
Red L
LE
ED
D
OS5RKA5B61P
■
Features
■
Outline Dimension
●
High Luminous LEDs
●
55m
mm
m R
Roouunndd Standard Directivity
●
Superior Weather-resistance
●
UV Resistant Epoxy
●
Water Clear Type
■
Applications
●
Traffic Signal
●
Backlighting
●
Signal and channel letter
●
Other Lighting
Unit:mm
Tolerance:+0.3m
1
2
5.0
2:Cathode
1:Anode
2.54
0.5+0.1
1.36
■
Absolute Maximum Rating
(Ta=25℃)
■
Directivity
Item
Symbol
Value
Unit
DC Forward Current
IF
70
mA
Pulse Forward Current*
IFP
120
mA
Reverse Voltage
VR
5
V
Power Dissipation
PD
130
mW
Operating Temperature
Topr
-40~ +85
℃
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
℃
Lead Soldering Temperature
Tsol
260℃/5sec
-
*Pulse width Max.10ms , Duty ratio max 1/10
0
60°
30°
90°
0.5
0
60°
90°
0.5
30°
11
■
Electrical -Optical Characteristics
(Ta=25℃)
■Maximum Forward DC Current
Item
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
DC Forward Voltage
VF
IF=60mA
2.0
2.2
2.6
V
DC Reverse Current
IR
VR=5V
-
-
10
µA
Domi. Wavelength*
λD
IF=60mA
619
624
629
nm
Luminous Intensity*
Iv
IF=60mA
40000
48000
-
mcd
50% Power Angle
2θ1/2
IF=60mA
-
60
-
deg
*1 Tolerance of dominant wavelength is +1nm
*2 Tolerance of luminous intensity is +15%
LED & Application Technologies
Rth(J-a)=300°C/W
Rth(J-a)=250°C/W
Rth(J-a)=200°C/W
70
50
30
20
Maximun Permissible Forward Current Tj=115°C
40
20
0
0
10
Ta(Ambient Temperature -°C)
40
60
80 90
80
60


Số phần tương tự - OS5RKA5B61P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OptoSupply Internationa...
OS5RKA5B61P OPTOSUPPLY-OS5RKA5B61P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Ultra Bright Red LED
More results

Mô tả tương tự - OS5RKA5B61P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
LC503AHR2-30P-A MARKTECH-LC503AHR2-30P-A Datasheet
340Kb / 2P
Ultra Bright Red 5mm LED
logo
OptoSupply Internationa...
OSR5CA5111P OPTOSUPPLY-OSR5CA5111P Datasheet
117Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Red LED
OSR5MA5111P OPTOSUPPLY-OSR5MA5111P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Phoenix Red LED
OSR5CA5C31P OPTOSUPPLY-OSR5CA5C31P Datasheet
109Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Red LED
OS5RAA5111P OPTOSUPPLY-OS5RAA5111P_11 Datasheet
156Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Super Red LED
OSR5CA5111P OPTOSUPPLY-OSR5CA5111P_11 Datasheet
180Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Red LED
OS5RKA5111P OPTOSUPPLY-OS5RKA5111P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Red LED
OS5YKA5B61P OPTOSUPPLY-OS5YKA5B61P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Ultra Bright Yellow LED
OS5RKA5B61P OPTOSUPPLY-OS5RKA5B61P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Ultra Bright Red LED
OS5YKA5B61P OPTOSUPPLY-OS5YKA5B61P Datasheet
112Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Ultra Bright Yellow LED
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com