công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT01400 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BYT01400
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BYT01400 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  BYT01400 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BYT01400 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BYT01400 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BYT01400 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BYT01400 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1/5
BYT01-400
October 2001 - Ed: 2A
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
®
The BYT01-400 which is using ST’s 400V planar
technology, is specially suited for switching mode
base drive & transistor circuits.
The device, which is available in axial (DO-15)
package, is also intended for use as a free
wheeling diode in power supplies and other power
switching applications.
DESCRIPTION
s
Very low conduction losses
s
Negligible switching losses
s
Low forward & reverse recovery times
FEATURES AND BENEFITS
DO-15
BYT01-400
Symbol
Parameter
Value
Unit
VRRM
Repetive peak reverse voltage
400
V
IF (AV)
Average forward current
TI = 80°C
δ = 0.5
1A
IFSM
Surge non repetitive forward current
tp = 10ms Sinusoidal
30
A
Tstg
Storage temperature range
- 65 to +150
°C
Tj
Maximum operating junction temperature
150
°C
ABSOLUTE RATINGS (limiting values)
IF(AV)
1A
VRRM
400 V
Tj (max)
150°C
VF (max)
1.4 V
trr (max)
25 ns
MAIN PRODUCT CHARACTERISTICS
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - BYT01400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BYT01-400 STMICROELECTRONICS-BYT01-400 Datasheet
95Kb / 5P
FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
Oct-1999
BYT01-400 STMICROELECTRONICS-BYT01-400 Datasheet
47Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2001
BYT01-400RL STMICROELECTRONICS-BYT01-400RL Datasheet
47Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2001
BYT01-400 STMICROELECTRONICS-BYT01-400_01 Datasheet
47Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2001
More results

Mô tả tương tự - BYT01400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH102 STMICROELECTRONICS-STTH102 Datasheet
106Kb / 7P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
21-Nov-2006
STTH152 STMICROELECTRONICS-STTH152 Datasheet
42Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Nov-2001
STTH302 STMICROELECTRONICS-STTH302 Datasheet
43Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Nov-2001
STTH3002 STMICROELECTRONICS-STTH3002 Datasheet
101Kb / 7P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Feb-2004
STTH2L06 STMICROELECTRONICS-STTH2L06 Datasheet
86Kb / 8P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
07-Sep-2004
STTH3002C STMICROELECTRONICS-STTH3002C Datasheet
138Kb / 11P
High efficiency ultrafast diode
05-Apr-2006
BYT01-400 STMICROELECTRONICS-BYT01-400_01 Datasheet
47Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2001
STTH6002C STMICROELECTRONICS-STTH6002C_06 Datasheet
114Kb / 9P
High efficiency ultrafast diode
05-Apr-2006
STTH1302CT STMICROELECTRONICS-STTH1302CT_03 Datasheet
116Kb / 7P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2003
BYT03-400 STMICROELECTRONICS-BYT03-400 Datasheet
53Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE
Oct-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com