công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VWS106-C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PANDUIT CORP.

tên linh kiện VWS106-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optical Fiber Network Saddle, Push Mounts
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANDUIT [PANDUIT CORP.]
Trang chủ  http://www.panduit.com
Logo PANDUIT - PANDUIT CORP.

VWS106-C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PANDUIT CORP.

  VWS106-C Datasheet HTML 1Page - PANDUIT CORP. VWS106-C Datasheet HTML 2Page - PANDUIT CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
• Designed with rounded edges for routing fiber optic cables.
• Smooth surface between the mount and the fiber optic cable eliminates potential for
snagging and stress on cable.
• Use in pre-drilled .187" (4.7mm) hole in panels up to .09" (2.2mm) thick.
Part Number:
VWS106-C
Product Family:
Optical Fiber Network Saddle
Product Line:
Push Mounts
Product Line:
Push/Tree Barb
Product Line:
Wire & Network Saddles
RoHS Compliancy Status:
Compliant
Part Description:
Vertical Fiber Saddle
Product Type:
Mounting Device
Material:
Nylon 6.6
Color:
Natural
UL Recognized:
E136577
Height (In.):
1.65


Số phần tương tự - VWS106-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
VWS100Y28 POWER-ONE-VWS100Y28 Datasheet
352Kb / 3P
100W Full Brick
VWS100YG POWER-ONE-VWS100YG Datasheet
352Kb / 3P
100W Full Brick
VWS100YH POWER-ONE-VWS100YH Datasheet
352Kb / 3P
100W Full Brick
VWS100YJ POWER-ONE-VWS100YJ Datasheet
352Kb / 3P
100W Full Brick
VWS100YK POWER-ONE-VWS100YK Datasheet
352Kb / 3P
100W Full Brick
More results

Mô tả tương tự - VWS106-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Richco, Inc.
OFTGSP-1-05-19 RICHCO-OFTGSP-1-05-19 Datasheet
96Kb / 1P
Optical Fiber Tube Gripper Saddle, Optical Fiber Slotted Multi Bracket
OFCBUGB-00 RICHCO-OFCBUGB-00 Datasheet
92Kb / 1P
OFCBU/OFCBUGB - Optical Fiber Tube Gripper Saddle
OFTGS-1-05-E901 RICHCO-OFTGS-1-05-E901 Datasheet
194Kb / 1P
OPTICAL FIBER TUBE GRIPPER SADDLE
logo
PANDUIT CORP.
VWS4238-C PANDUIT-VWS4238-C Datasheet
34Kb / 2P
Wire Saddles, Push Mounts
VWS4274-C PANDUIT-VWS4274-C Datasheet
34Kb / 2P
Wire Saddles, Push Mounts
logo
List of Unclassifed Man...
561-PM18765 ETC2-561-PM18765 Datasheet
141Kb / 2P
Fin Clip Push Mounts
logo
PANDUIT CORP.
PUM-049-M30 PANDUIT-PUM-049-M30 Datasheet
115Kb / 3P
Push Mounts and Assemblies
logo
Richco, Inc.
OFNS-13-187-01 RICHCO-OFNS-13-187-01 Datasheet
32Kb / 1P
OPTICAL FIBER NETOWRK SADDLE
logo
ORing Industrial Networ...
IBS-102FX ORING-IBS-102FX Datasheet
768Kb / 4P
Industrial 2-port optical bypass switch for fiber optical network
logo
OEN India Limited
04-PMW9 OENINDIA-04-PMW9 Datasheet
48Kb / 1P
Natural Nylon Wing Push Mounts
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com