công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NFSW757DT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NFSW757DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pb-free Reflow Soldering Application, Built-in ESD Protection Device
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NFSW757DT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NICHIA CORPORATION

  NFSW757DT Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NFSW757DT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
NICHIA STS-DA1-2707A <Cat.No.130328>
1
SPECIFICATIONS
(1) Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Absolute Maximum Rating
Unit
Forward Current
IF
180
mA
Pulse Forward Current
IFP
240
mA
Allowable Reverse Current
IR
85
mA
Power Dissipation
PD
630
mW
Operating Temperature
Topr
-40~100
°C
Storage Temperature
Tstg
-40~100
°C
Junction Temperature
TJ
120
°C
* Absolute Maximum Ratings at TS=25°C.
* IFP conditions with pulse width ≤10ms and duty cycle ≤10%.
(2) Initial Electrical/Optical Characteristics
Item
Symbol
Condition
Typ
Max
Unit
Forward Voltage
VF
IF=65mA
2.9
-
V
Luminous Flux
Φv
IF=65mA
32
-
lm
Luminous Intensity
Iv
IF=65mA
10.9
-
cd
Rnn
Color Rendering Index
Ra
IF=65mA
-
-
-
Luminous Flux
Φv
IF=65mA
30.6
-
lm
Luminous Intensity
Iv
IF=65mA
10.5
-
cd
R70
Color Rendering Index
Ra
IF=65mA
73
-
-
Luminous Flux
Φv
IF=65mA
29.2
-
lm
Luminous Intensity
Iv
IF=65mA
10
-
cd
R8000
Color Rendering Index
Ra
IF=65mA
83
-
-
x
-
IF=65mA
0.344
-
-
Chromaticity Coordinate
y
-
IF=65mA
0.355
-
-
Thermal Resistance
RθJS
-
13
19
°C/W
* Characteristics at TS=25°C.
* Luminous Flux value as per CIE 127:2007 standard.
* Chromaticity Coordinates as per CIE 1931 Chromaticity Chart.
* RθJS is Thermal Resistance from junction to TS measuring point.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com