công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F415VG bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F415VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/1924KB RAM
PDF  186 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F415VG bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F415VG Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F415VG Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 186 page
background image
DocID022063 Rev 4
57/186
STM32F415xx, STM32F417xx
Pinouts and pin description
-
E8
-
130 D7 158
VSS
S
-
F7
-
131 C7 159
VDD
S
-
-
-
132 B7
160
PG15
I/O FT
USART6_CTS /
DCMI_D13/ EVENTOUT
55 B6 89 133 A10 161
PB3
(JTDO/
TRACESWO)
I/O FT
JTDO/ TRACESWO/
SPI3_SCK / I2S3_CK /
TIM2_CH2 / SPI1_SCK/
EVENTOUT
56 A6 90 134 A9
162
PB4
(NJTRST)
I/O FT
NJTRST/ SPI3_MISO /
TIM3_CH1 / SPI1_MISO /
I2S3ext_SD/ EVENTOUT
57 D7 91 135 A6
163
PB5
I/O FT
I2C1_SMBA/ CAN2_RX /
OTG_HS_ULPI_D7 /
ETH_PPS_OUT/TIM3_CH
2 / SPI1_MOSI/
SPI3_MOSI / DCMI_D10 /
I2S3_SD/ EVENTOUT
58 C7 92 136 B6
164
PB6
I/O FT
I2C1_SCL/ TIM4_CH1 /
CAN2_TX /
DCMI_D5/USART1_TX/
EVENTOUT
59 B7 93 137 B5
165
PB7
I/O FT
I2C1_SDA / FSMC_NL /
DCMI_VSYNC /
USART1_RX/ TIM4_CH2/
EVENTOUT
60 A7 94 138 D6 166
BOOT0
I
B
VPP
61 D8 95 139 A5
167
PB8
I/O FT
TIM4_CH3/SDIO_D4/
TIM10_CH1 / DCMI_D6 /
ETH_MII_TXD3 /
I2C1_SCL/ CAN1_RX/
EVENTOUT
62 C8 96 140 B4
168
PB9
I/O FT
SPI2_NSS/ I2S2_WS /
TIM4_CH4/ TIM11_CH1/
SDIO_D5 / DCMI_D7 /
I2C1_SDA / CAN1_TX/
EVENTOUT
Table 7. STM32F41x pin and ball definitions (continued)
Pin number
Pin name
(function after
reset)(1)
Alternate functions
Additional functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More