công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F415XX bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F415XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/1924KB RAM
PDF  186 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F415XX bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F415XX Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F415XX Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 186 page
background image
DocID022063 Rev 4
95/186
STM32F415xx, STM32F417xx
Electrical characteristics
AHB2
RNG
0.29
0.23
mA
HASH
1.71
1.31
CRYPTO
0.41
0.31
AHB3
FSMC
2.18
1.67
mA
APB1
TIM2
0.80
0.61
TIM3
0.58
0.44
TIM4
0.62
0.48
TIM5
0.79
0.61
TIM6
0.15
0.11
TIM7
0.16
0.12
TIM12
0.33
0.26
TIM13
0.27
0.21
TIM14
0.27
0.21
PWR
0.04
0.03
USART2
0.17
0.13
USART3
0.17
0.13
UART4
0.17
0.13
UART5
0.17
0.13
I2C1
0.17
0.13
I2C2
0.18
0.13
I2C3
0.18
0.13
SPI2/I2S2(2)
0.17/0.16
0.13/0.12
SPI3/I2S3(2)
0.16/0.14
0.12/0.12
CAN1
0.27
0.21
CAN2
0.26
0.20
DAC
0.14
0.10
DAC channel 1(3)
0.91
0.89
DAC channel 2(4)
0.91
0.89
DAC channel 1 and
2(3)(4)
1.69
1.68
WWDG
0.04
0.04
Table 27. Peripheral current consumption (continued)
Peripheral(1)
168 MHz
144 MHz
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com