công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TOP261LN bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện TOP261LN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced EcoSmart, Integrated Off-Line Switcher with Advanced Feature Set and Extended Power Range
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

TOP261LN bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Power Integrations, Inc.

Back Button TOP261LN Datasheet HTML 41Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 42Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 43Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 44Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 45Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 46Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 47Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 48Page - Power Integrations, Inc. TOP261LN Datasheet HTML 49Page - Power Integrations, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 49 page
background image
Rev. F 01/09
45
TOP252-262
www.powerint.com
SMD-8C
PI-4015-013106
.004 (.10)
.012 (.30)
.036 (0.91)
.044 (1.12)
.004 (.10)
0 -
° 8°
.367 (9.32)
.387 (9.83)
.048 (1.22)
.009 (.23)
.053 (1.35)
.032 (.81)
.037 (.94)
.125 (3.18)
.145 (3.68)
-D-
Notes:
1. Controlling dimensions are
inches. Millimeter sizes are
shown in parentheses.
2. Dimensions shown do not
include mold flash or other
protrusions. Mold flash or
protrusions shall not exceed
.006 (.15) on any side.
3. Pin locations start with Pin 1,
and continue counter-clock-
wise to Pin 8 when viewed
from the top. Pin 3 is omitted.
4. Minimum metal to metal
spacing at the package body
for the omitted lead location
is .137 inch (3.48 mm).
5. Lead width measured at
package body.
6. D and E are referenced
datums on the package
body.
.057 (1.45)
.068 (1.73)
(NOTE 5)
E S
.100 (2.54) (BSC)
.372 (9.45)
.240 (6.10)
.388 (9.86)
.260 (6.60)
.010 (.25)
-E-
Pin 1
D S .004 (.10)
⊕
⊕
G08C
.420
.046 .060
.060 .046
.080
Pin 1
.086
.186
.286
Solder Pad Dimensions
.137 (3.48)
MINIMUM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com