công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM4960N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Power

tên linh kiện AM4960N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4960N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM4960N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4960N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4960N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4960N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4960N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
AM4960N
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM4960_A
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Temperature (
oC)
ID = -250mA
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Time (sec)
SINGLE PULSE
RqJA = 125oC/W
TA = 25oC
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
24
68
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 3.6 A
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Square Wave P uls e Duratio n (s ec)
S INGLE P ULS E
0.01
0.02
0.0
0.1
0.2
D = 0.5
Rq J A(t) = r(t) + Rq J A
Rq J A = 12 5oC/ W
TJ - TA = P * Rq J A(t)
Dut y Cycle, D = t 1 /
t2
P(p k
t1
t2
Typical Electrical Characteristics
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Single Pulse Power
Threshold Voltage
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
V
SD
- Sour c e - t o-Dr ai n VOLT AGE ( V )
T
A= 125
o
C
25oC



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com