| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F405VG bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - STMicroelectronics |
|
54 / 185 page ![]() Pinouts and pin description STM32F405xx, STM32F407xx 54/185 DocID022152 Rev 4 - B2 - - D14 132 PI1 I/O FT SPI2_SCK / I2S2_CK / DCMI_D8/ EVENTOUT -- - - C14 133 PI2 I/O FT TIM8_CH4 /SPI2_MISO / DCMI_D9 / I2S2ext_SD/ EVENTOUT -- - - C13 134 PI3 I/O FT TIM8_ETR / SPI2_MOSI / I2S2_SD / DCMI_D10/ EVENTOUT -- - - D9 135 VSS S -- - - C9 136 VDD S 49 A2 76 109 A14 137 PA14 (JTCK/SWCLK) I/O FT JTCK-SWCLK/ EVENTOUT 50 B3 77 110 A13 138 PA15 (JTDI) I/O FT JTDI/ SPI3_NSS/ I2S3_WS/TIM2_CH1_ET R / SPI1_NSS / EVENTOUT 51 D5 78 111 B14 139 PC10 I/O FT SPI3_SCK / I2S3_CK/ UART4_TX/SDIO_D2 / DCMI_D8 / USART3_TX/ EVENTOUT 52 C4 79 112 B13 140 PC11 I/O FT UART4_RX/ SPI3_MISO / SDIO_D3 / DCMI_D4/USART3_RX / I2S3ext_SD/ EVENTOUT 53 A3 80 113 A12 141 PC12 I/O FT UART5_TX/SDIO_CK / DCMI_D9 / SPI3_MOSI /I2S3_SD / USART3_CK/ EVENTOUT - D6 81 114 B12 142 PD0 I/O FT FSMC_D2/CAN1_RX/ EVENTOUT - C5 82 115 C12 143 PD1 I/O FT FSMC_D3 / CAN1_TX/ EVENTOUT 54 B4 83 116 D12 144 PD2 I/O FT TIM3_ETR/UART5_RX/ SDIO_CMD / DCMI_D11/ EVENTOUT Table 7. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |