công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS420-700T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TS420-700T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sensitive gate 4 A SCRs
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS420-700T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TS420-700T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS420-700T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Characteristics
TS420
2/11
Doc ID 5203 Rev 4
1
Characteristics
Table 2.
Absolute ratings (limiting values)
Symbol
Parameter
Value
Unit
IT(RMS)
On-state rms current (180° conduction angle)
Tl = 115 °C
4
A
IT(AV)
Average on-state current (180° conduction angle)
Tl = 115 °C
2.5
A
ITSM
Non repetitive surge peak on-state current
tp = 8.3 ms
Tj = 25 °C
33
A
tp = 10 ms
30
I²tI²t Value for fusing
tp = 10 ms
Tj = 25 °C
4.5
A2S
dI/dt
Critical rate of rise of on-state current
IG = 2 x IGT, tr ≤ 100 ns
F = 60 Hz
Tj = 125 °C
50
A/µs
IGM
Peak gate current
tp = 20 µs
Tj = 125 °C
1.2
A
PG(AV)
Average gate power dissipation
Tj = 125 °C
0.2
W
Tstg
Storage junction temperature range
- 40 to + 150
°C
Tj
Operating junction temperature range
- 40 to + 125
VRGM
Maximum peak reverse gate voltage
5
V
Table 3.
Device timings
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
tGT
Gate controlled turn on time
ITM = 10 A, VD = VDRM(max), IGT = 10 mA,
dIG/dt = 0.2 A/µs, RG = 1 kΩ, Tj = 25 °C
0.5 (Typ.)
µs
tQ
Circuit controlled turn off time
VD = 67% VDRM(max), Tj = 125 °C, ITM = 8 A,
VR = 10 V, dIT/dt = 10 A/µs,
dVD/dt = 2 V/µs, RG = 1 kΩ
60 (Typ.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com