công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24C04-W bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24C04-W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Enhanced ESD/latch-up protection, More than 40-year data retention
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24C04-W bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button M24C04-W Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24C04-W Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 38 page
background image
M24C16, M24C08, M24C04, M24C02, M24C01
Package mechanical data
Doc ID 5067 Rev 17
29/38
Figure 14.
SO8 narrow – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package
outline
1.
Drawing is not to scale.
2.
The ‘1’ that appears in the top view of the package shows the position of pin 1 and the ‘N’ indicates the total
number of pins.
Table 20.
SO8 narrow – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width,
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
-
-
1.750
-
-
0.0689
A1
-
0.100
0.250
-
0.0039
0.0098
A2
-
1.250
-
-
0.0492
-
b
-
0.280
0.480
-
0.0110
0.0189
c
-
0.170
0.230
-
0.0067
0.0091
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
D
4.900
4.800
5
0.1929
0.1890
0.1969
E
6.000
5.800
6.200
0.2362
0.2283
0.2441
E1
3.900
3.800
4.000
0.1535
0.1496
0.1575
e
1.270
-
-
0.0500
-
-
h
-
0.250
0.500
-
0.0098
0.0197
k-
0°
8°
-
0°
8°
L
-
0.400
1.270
-
0.0157
0.0500
L1
1.040
0.0409
SO-A
E1
8
ccc
b
e
A
D
c
1
E
h x 45˚
A2
k
0.25 mm
L
L1
A1
GAUGE PLANE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com