công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74ALS00ASJ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74ALS00ASJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input NAND Gate
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74ALS00ASJ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74ALS00ASJ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS00ASJ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS00ASJ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS00ASJ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS00ASJ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
© 2000 Fairchild Semiconductor Corporation
DS006270
www.fairchildsemi.com
September 1986
Revised February 2000
DM74ALS00A
Quad 2-Input NAND Gate
General Description
This device contains four independent gates, each of which
performs the logic NAND function.
Features
s Switching specifications at 50 pF
s Switching specifications guaranteed over full tempera-
ture and VCC range
s Advanced oxide-isolated, ion-implanted Schottky TTL
process
s Functionally and pin for pin compatible with Schottky
and low power Schottky TTL counterpart
s Improved AC performance over Schottky and low power
Schottky counterparts
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Connection Diagram
Function Table
Y
= AB
H
= HIGH Logic Level
L
= LOW Logic Level
Order Number
Package Number
Package Description
DM74ALS00AM
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150 Narrow
DM74ALS00ASJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
DM74ALS00AN
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide
Inputs
Output
AB
Y
LL
H
LH
H
HL
H
HH
L


Số phần tương tự - DM74ALS00ASJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS02 FAIRCHILD-DM74ALS02 Datasheet
60Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
DM74ALS02M FAIRCHILD-DM74ALS02M Datasheet
60Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
DM74ALS02N FAIRCHILD-DM74ALS02N Datasheet
60Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
DM74ALS02SJ FAIRCHILD-DM74ALS02SJ Datasheet
60Kb / 5P
Quad 2-Input NOR Gate
DM74ALS03B FAIRCHILD-DM74ALS03B Datasheet
48Kb / 4P
Quad 2-Input NAND Gate with Open Collector Outputs
More results

Mô tả tương tự - DM74ALS00ASJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
logo
STMicroelectronics
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
QUAD 2-INPUT NAND GATE
Apr-1997
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
QUAD 2-INPUT NAND GATE
Feb-1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC00A KODENSHI-KK74HC00A Datasheet
235Kb / 5P
Quad 2-Input NAND Gate
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC00 RENESAS-HD74AC00 Datasheet
101Kb / 7P
Quad 2-Input NAND Gate
HD74AC02 RENESAS-HD74AC02 Datasheet
101Kb / 7P
Quad 2-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com