công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S3D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện S3D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

S3D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  S3D Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company S3D Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
标题Titile:
C. 7"卷盘盒 box
单位:mm
A
BC
尺寸
188
±2.0
188
±2.0
138
±2.0
按以上包装方式,产品包装数量:quantity
7"卷盘
D. 卷盘外箱 reel carton
单位:mm
A
BC
尺寸
350
±2.0
340
±2.0
350
±2.0
按以上包装方式,产品包装数量:
每箱数量
80K
80K
48K
36K
1.2 编带规格 tape spec
A. 盖带 Cover tape
单位:mm
A
SMA
SMB
SMC
13.30
±0.10
SMB13"卷盘
SMC13"卷盘
规格
9.30
±0.10
0.068
±0.005
B
Packaging specification of SMD
第
3 页
16K
每盒数量
SMA 7"卷盘
SMA13"卷盘
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
文件编号:
WI-258



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com