công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADNS-9500 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ADNS-9500
Giải thích chi tiết về linh kiện  LaserStream??Gaming Round Lens
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ADNS-9500 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ADNS-9500 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADNS-9500 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ADNS-9500 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Figure 2. ADNS-6190-002 round lens outline drawings and details
Notes:
1. Dimensions in millimeters.
2. Dimensional tolerances: ±0.10mm unless otherwise specified.
3. Maximum flash +0.20mm
4. Brackets ( ) indicate reference dimensions
5. Lens surfaces for indication only
(8.73)
(3.35)
(3.84)
(12.95)
10.29
(2.90)
(1.90)
2.25
7.55
AA
18.90
+0.15
–0.05
21.15
+0.15
–0.05
(0.50)
(5.45)
(1.20)
2.90
0.10
MAX.
6.55



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com