công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP30P10GS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

tên linh kiện AP30P10GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-POWER [Advanced Power Electronics Corp.]
Trang chủ  http://www.a-power.com.tw
Logo A-POWER - Advanced Power Electronics Corp.

AP30P10GS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Advanced Power Electronics Corp.

  AP30P10GS Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Electronics Corp. AP30P10GS Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Electronics Corp. AP30P10GS Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Electronics Corp. AP30P10GS Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Switching Time Waveform
Fig 12. Gate Charge Waveform
4
AP30P10GS
Q
VG
-10V
QGS
QGD
QG
Charge
0
3
6
9
12
15
0
102030405060
Q G , Total Gate Charge (nC)
V DS = -80 V
I D = -18 A
10
100
1000
10000
1
5
9
131721
2529
-V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
t , Pulse Width (s)
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthjc + TC
t
T
0.02
0.01
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
Single Pulse
0
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
-V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T c =25
o C
Single Pulse
100us
1ms
10ms
100ms
DC
td(on) tr
td(off) tf
VDS
VGS
10%
90%



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com