công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBAT54CLT3G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LBAT54CLT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Series Schottky Barrier Diodes Extremely Fast Switching Speed
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LBAT54CLT3G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LBAT54CLT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LBAT54CLT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LBAT54CLT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Notes: 1. A 2.0 k
Ω variable resistor adjusted for a Forward Current (IF) of 10 mA.
Notes: 2. Input pulse is adjusted so IR(peak) is equal to 10 mA.
Notes: 3. tp » trr
+10 V
2 k
820
Ω
0.1
µF
DUT
VR
100
µH
0.1
µF
50
Ω OUTPUT
PULSE
GENERATOR
50
Ω INPUT
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
tr
tp
t
10%
90%
IF
IR
trr
t
iR(REC) = 1 mA
OUTPUT PULSE
(IF = IR = 10 mA; measured
at iR(REC) = 1 mA)
IF
INPUT SIGNAL
Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit
100
0.0
0.1
VF, FORWARD VOLTAGE (VOLTS)
0.2
0.3
0.4
0.5
10
1.0
0.1
85
°C
10
0
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
1.0
0.1
0.01
0.001
510
15
20
25
14
0
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
12
4
2
0
510
15
30
Figure 2. Forward Voltage
Figure 3. Leakage Current
Figure 4. Total Capacitance
–40
°C
25
°C
TA = 150°C
TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 25°C
0.6
–55
°C
150
°C
125
°C
100
1000
30
25
20
6
8
10
LBAT54CLT1G
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
Rev.A 2/3



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com