công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E2202S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - General Cable Technologies Corporation

tên linh kiện E2202S
Giải thích chi tiết về linh kiện  2C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENERAL [General Cable Technologies Corporation]
Trang chủ  http://www.generalcable.com
Logo GENERAL - General Cable Technologies Corporation

E2202S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - General Cable Technologies Corporation

  E2202S Datasheet HTML 1Page - General Cable Technologies Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Product Data Sheet
Part Number: E2202S
Date:
9/26/2008
Revision Level:
7
2C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX
Sound, Alarm & Security Cable
A. CONSTRUCTION
DIAMETERS
B. INDUSTRY APPROVALS
C. ELECTRICAL PROPERTIES
Conductor:
Insulation:
Jacket:
Print Legend:
Cable:
#18 AWG 7/26 Bare Copper
0.008” Wall FLEXGUARD*
0.015” Wall FLEXGUARD* - Natural
0.047” nom.
CAROL A (R) 18 AWG - - E2202S - - 75C E60233-8 (UL) CL3P --- C (UL) CMP - - MADE IN
USA (DATE CODE & SEQUENTIAL FOOTAGE)
2C @ 2.25” LHL with AL / PE & # 22 7/30 TC DW
0.134” nom.
0.062" nom.
0.164" +/- 0.008"
TEMPERATURE:
SUGGESTED WORKING VOLTAGE (Vrms):
CONDUCTOR D.C. RESISTANCE:
MUTUAL CAPACITANCE:
CHARACTERISTIC IMPEDANCE:
SHIELD RESISTANCE:
GROUND CAPACITANCE:
75C
300V
5.6 Ohms/1000 ft nom
62.65 pF/ft @ 1kHz nom
32.5 Ohms @ 1MHz nom
6.2 Ohms/1000 ft nom
112.77 pF/ft @ 1kHz nom
National Electrical Code
Article 725
UL Standard 13
Type CL3P
National Electrical Code
Article 800
UL Standard 444
Type CMP
1
2
Black
Red
D. COLOR CODE (Listed as Individual Conductors or Pairs of Conductors)
Note: Data are subject to change without notice. Contact your Customer Service representative for latest information.
*FLEXGUARD is a trademark of General Cable Corporation for polymer alloy insulation and jackets.


Số phần tương tự - E2202S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
E2200 INTEL-E2200 Datasheet
1Mb / 104P
Intel Pentium Dual-Core Desktop Processor
logo
Moxa Inc.
E2200 MOXA-E2200 Datasheet
1Mb / 8P
Smart Ethernet remote I/O with Click&Go Logic
logo
General Cable Technolog...
E2200S GENERAL-E2200S Datasheet
74Kb / 1P
2C 18 SOLID BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2203S GENERAL-E2203S Datasheet
74Kb / 1P
3C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2204S GENERAL-E2204S Datasheet
74Kb / 1P
4C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
More results

Mô tả tương tự - E2202S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Cable Technolog...
E2100S GENERAL-E2100S Datasheet
74Kb / 1P
2C 22 SOLID BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2102S GENERAL-E2102S Datasheet
74Kb / 1P
2C 22 7/30 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2200S GENERAL-E2200S Datasheet
74Kb / 1P
2C 18 SOLID BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2203S GENERAL-E2203S Datasheet
74Kb / 1P
3C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2204S GENERAL-E2204S Datasheet
74Kb / 1P
4C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2206S GENERAL-E2206S Datasheet
74Kb / 1P
6C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2208S GENERAL-E2208S Datasheet
74Kb / 1P
8C 18 7/26 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2252S GENERAL-E2252S Datasheet
74Kb / 1P
2C 14 19/0.0147 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E2262S GENERAL-E2262S Datasheet
74Kb / 1P
2C 12 19/0.0185 BC FLEX OAS FLEX Sound, Alarm & Security Cable
E3030S GENERAL-E3030S Datasheet
74Kb / 1P
2C 18 SOLID BC FLEX FLEX Sound, Alarm & Security Cable
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com