công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D4KB20 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện D4KB20
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Current Glass Passivated Molding Single-Phase Bridge Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

D4KB20 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  D4KB20 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company D4KB20 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company D4KB20 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
 
4 
 
D4KB10 Thru D4KB100
3.
Marking Identification
Note:
生产日期码包含
4位数字,例如 “1010”,前两个数字“10” 表示为2010年,另外二个数字
“10” 是指第10周,即表示该产品为2010年10周生产。
型号: D
4
KB
80
bridge reverse voltage=800V
mean:Small single -in-line bridge
average rectified forward Current=4A
mean:D series bridge
4. Dimension



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com