công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F101ZC bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F101ZC
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-density access line, ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512 KB Flash, 9 timers
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F101ZC bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F101ZC Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32F101ZC Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 112 page
background image
STM32F101xC, STM32F101xD, STM32F101xE
Electrical characteristics
Doc ID 14610 Rev 8
99/112
Figure 53.
12-bit buffered /non-buffered DAC
1.
The DAC integrates an output buffer that can be used to reduce the output impedance and to drive external
loads directly without the use of an external operational amplifier. The buffer can be bypassed by
configuring the BOFFx bit in the DAC_CR register.
5.3.20
Temperature sensor characteristics
R LOAD
C LOAD
Buffered/Non-buffered DAC
DACx_OUT
Buffer(1)
12-bit
digital to
analog
converter
ai17157
Table 60.
TS characteristics
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
TL
(1)
1.
VSENSE linearity with temperature
±1
±2
°C
Avg_Slope(1)
Average slope
4.0
4.3
4.6
mV/°C
V25
(1)
Voltage at 25°C
1.34
1.43
1.52
V
tSTART
(2)
2.
Guaranteed by design, not tested in production.
Startup time
4
10
µs
TS_temp
(3)(2)
3.
Shortest sampling time can be determined in the application by multiple iterations.
ADC sampling time when reading the
temperature
17.1
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com