công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E1044S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - General Cable Technologies Corporation

tên linh kiện E1044S
Giải thích chi tiết về linh kiện  4C 16 19/0.0117 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENERAL [General Cable Technologies Corporation]
Trang chủ  http://www.generalcable.com
Logo GENERAL - General Cable Technologies Corporation

E1044S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - General Cable Technologies Corporation

  E1044S Datasheet HTML 1Page - General Cable Technologies Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Product Data Sheet
Part Number: E1044S
Date:
10/29/2007
Revision Level:
702
4C 16 19/0.0117 BC SR-PVC PVC
Sound, Alarm & Security Cable
A. CONSTRUCTION
DIAMETERS
B. INDUSTRY APPROVALS
C. ELECTRICAL PROPERTIES
Conductor:
Insulation:
Jacket:
Print Legend:
Cable:
#16 AWG 19/0.0117 Bare Copper
0.009” Wall Semi-Rigid Polyvinyl Chloride
0.015” Wall Polyvinyl Chloride – Gray
0.056” nom.
CAROL A (R) 16 AWG - - E1044S - - 75C E60233-8 (UL) CL3R --- C (UL) CMR --- MADE IN
USA (DATE CODE & SEQUENTIAL FOOTAGE 1000’ TO 0’)
4C @ 4.00” LHL
0.179” nom.
0.074” nom.
0.209" +/- 0.01"
TEMPERATURE:
SUGGESTED WORKING VOLTAGE (Vrms):
CONDUCTOR D.C. RESISTANCE:
MUTUAL CAPACITANCE:
CHARACTERISTIC IMPEDANCE:
75C
300V
4.1 Ohms/1000 ft nom
33.99 pF/ft @ 1kHz nom
56.6 Ohms @ 1MHz nom
National Electrical Code
Article 725
UL Standard 13
Type CL3R
National Electrical Code
Article 800
UL Standard 444
Type CMR
1
2
3
4
Black
Red
White
Green
D. COLOR CODE (Listed as Individual Conductors or Pairs of Conductors)
Note: Data are subject to change without notice. Contact your Customer Service representative for latest information.


Số phần tương tự - E1044S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gilway Technical Lamp
E104 GILWAY-E104 Datasheet
1Mb / 17P
Miniature LEDs
logo
MicroPower Direct, LLC
E104 MPD-E104 Datasheet
160Kb / 2P
Isolated, Single Output Miniature, 1W SIP DC/DC Converters
logo
Pulse A Technitrol Comp...
E104 PULSE-E104 Datasheet
141Kb / 2P
10BASE-T THROUGH HOLE INTERFACE MODULES
logo
3M Electronics
E1040 3M-E1040 Datasheet
1Mb / 6P
Cushion-Mount??Plus Plate Mounting Tapes with Easy Mount Adhesive
E1040 3M-E1040 Datasheet
46Kb / 4P
Cushion-Mount??Plus Plate Mounting Tapes with Easy Mount Adhesive and High Plateside Adhesion 40 and 60 mil Tapes
More results

Mô tả tương tự - E1044S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Cable Technolog...
E1001S GENERAL-E1001S Datasheet
73Kb / 1P
4C 22 SOLID BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E1034S GENERAL-E1034S Datasheet
73Kb / 1P
4C 18 7/26 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E1042S GENERAL-E1042S Datasheet
75Kb / 1P
2C 16 19/0.0117 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E1043S GENERAL-E1043S Datasheet
73Kb / 1P
3C 16 19/0.0117 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E1054S GENERAL-E1054S Datasheet
73Kb / 1P
4C 14 19/0.0147 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E1064S GENERAL-E1064S Datasheet
73Kb / 1P
4C 12 19/0.0185 BC SR-PVC PVC Sound, Alarm & Security Cable
E2044S GENERAL-E2044S Datasheet
60Kb / 1P
4C 16 AWG (19/.0117")BC SR-PVC, OAS, PVC SOUND / ALARM AND SECURITY CABLE
E2054S GENERAL-E2054S Datasheet
74Kb / 1P
4C 14 19/0.0147 BC SR-PVC OAS PVC Sound, Alarm & Security Cable
E2064S GENERAL-E2064S Datasheet
74Kb / 1P
4C 12 19/0.0185 BC SR-PVC OAS PVC Sound, Alarm & Security Cable
E3044S GENERAL-E3044S Datasheet
74Kb / 1P
4C 16 19/0.0117 BC FLEX FLEX Sound, Alarm & Security Cable
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com