| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PL75MC213 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Emerson Network Power |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PL75MC213 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Emerson Network Power |
|
17 / 100 page ![]() 15 Dash # Model No Color Cable Type Impd Ω -1 LPTW-78 Blue Twinax 78 -2 LPTW-124 124 -3 LPTR-50 Yellow Triax 50 -4 LPTR-75 75 Dash # Model No Color Type Impd Ω DIM A DIM B -1 LPTWA-78 Blue Twinax 78 .625 1.20 -2 LPLTWA-78 1.000 1.57 -3 LPTWA-124 124 .625 1.20 -4 LPLTWA-124 1.000 1.57 -5 LPTRA-50 Yellow Triax 50 .625 1.20 -6 LPLTRA-50 1.000 1.57 -7 LPTRA-75 75 .625 1.20 -8 LPLTRA-75 1.000 1.57 Standard Looping Plug LPTW & LPTR Series Standard Looping Plug with TRB Test LPTWA, LPLTWA, LPTRA, & LPLTRA Series Dash # Model No Impd Ω Color -1 LPTW2TP-78 78 Blue -2 LPTW2TP-124 124 Blue Standard Looping Plug with Two Tip Test Points LPTW2TP Series Dash # Model No Color Cable Type Impd Ω -1 LPLTW-78 Blue Twinax 78 -3 LPLTW-124 124 -4 LPLTR-50 Yellow Triax 50 -5 LPLTR-75 75 Standard Looping Plug LPLTW & LPLTR Series Dash # Model No Impd Ω Color -1 LPLTW2TP-78 78 Blue -2 LPLTW2TP-124 124 Blue Standard Looping Plug LPLTW2TP Series Dash # Model No Color Type Impd Ω -1 LPTWL-78 Blue Twinax 78 -2 LPTWL-124 124 -3 LPTRL-50 Yellow Triax 50 -4 LPTRL-75 75 Dash # Model No Impd Ω Color -1 LPTW2TPL-78 78 Blue -2 LPTW2TPL-124 124 Blue Standard Looping Plug with Two Tip Test Points LPTW2TPL Series Standard Looping Plug LPTWL & LPTRL Series Dash # Model No Color Type Impd Ω DIM A DIM B -1 LPTWAL-78 Blue Twinax 78 .625 1.20 -2 LPLTWAL-78 1.000 1.57 -3 LPTWAL-124 124 .625 1.20 -4 LPLTWAL-124 1.000 1.57 -5 LPTRAL-50 Yellow Triax 50 .625 1.20 -6 LPLTRAL-50 1.000 1.57 -7 LPTRAL-75 75 .625 1.20 -8 LPLTRAL-75 1.000 1.57 Standard Looping Plug LPTWAL, LPLTWAL, LPTRAL, & LPLTRAL Series 2.250 ±.010 3.969 1.200 ±.010 .590 .540 .625 -+ -+ .590 .540 .625 1.200 .010 2.825 2.250 .010 .374 +.005 - DIA TYP 2.250 3.969 +.030 .56 .625 1.20 .374 DIA TYP 2.250 .010 2.994 .010 -+ 1.200 .010 .590 .540 .625 -+ -+ 1.000 1.570 .560 .169 2.250 2.994 - .374 +.005 DIA THRU -+.030 A B - 3.312 + .030 -+ .575 .030 2.250 .590 .540 BJ770 RECEPTACLE 1.570 1.000 .560 2.825 2.250 .374 +.005 - DIA TYP TRB RECEPTACLE - - 2.250 1.689 +.030 4.456 +.030 .374 DIA TYP .56 B A Twinax/Triax Connectors / Subminiature Patching Twinax/Triax Connectors / Standard & Subminiature Looping Plugs |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |