công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA4560RFVM bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Rohm

tên linh kiện BA4560RFVM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Operational Amplifiers
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA4560RFVM bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Rohm

Back Button BA4560RFVM Datasheet HTML 25Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 26Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 27Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 28Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 29Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 30Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 31Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 32Page - Rohm BA4560RFVM Datasheet HTML 33Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 50 page
background image
Technical Note
29/48
BA4558F,BA4558R F/FV/FVM,BA4560F,BA4560RF/FV/FVM,BA4564RFVBA4580RF/FVM,BA4584FV,
BA4584RF/FV,BA8522RF/FV/FVM,BA15218F,BA14741F,BA15532F,BA4510F/FV,BA2115F/FVM
www.rohm.com
2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●
Reference Data BA8522R family
(*)The above data is ability value of sample, it is not guaranteed.
0
2
4
6
8
10
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0
200
400
600
800
1000
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
5
10
15
20
25
30
0.1
1
10
LOAD RESISTANCE [kΩ]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0.1
1
10
LOAD RESISTANCE [kΩ]
Derating Curve
-6
-4
-2
0
2
4
6
±0
±5
±10
±15
±20
SUPPLY VOLTAGE [V]
-40℃
105℃
25℃
0
20
40
60
80
100
-50
-250
255075
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
±15V
±7.5V
±2V
VOH
BA8522R family
25℃
105℃
BA8522R family
Supply Current - Supply Voltage
-40℃
Supply Current - Ambient Temperature
BA8522R family
±2 V
±15V
±7.5 V
-10
-5
0
5
10
±0
±2
±4
±6
±8
±10
SUPPLY VOLTAGE [V]
VOH
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
VOH
VOL
VOL
VOL
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
25
OUTPUT CURRENT [mA]
VOL
VOH
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
BA8522R family
Fig. 177
Fig. 178
Fig. 179
Fig. 180
Fig. 181
Fig. 182
Fig. 183
Fig. 184
Fig. 185
Fig. 186
Fig. 187
Fig. 188
BA8522RF
BA8522RFV
BA8522RFVM
105
-6
-4
-2
0
2
4
6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT TEMPERATURE [℃]
±2V
±7.5V
±15V
BA8522R family
0
20
40
60
80
100
±0
±2
±4
±6
±8 ±10 ±12 ±14 ±16
SUPPLY VOLTAGE [V]
-40℃
25℃
105℃
Input Offset Voltage - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
Input Bias Current - Ambient Temperature
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
Input Bias Current - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
Input Offset Voltage - Supply Voltage
(Vicm=0[V], Vout=0[V])
Maximum Output Voltage
- Ambient Temperature
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], RL=2[kΩ])
Maximum Output Voltage
- Output Current
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V],Ta=25[℃])
Maximum Output Voltage
- Load Resistance
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], Ta=25[℃])
Maximum Output Voltage Swing
- Load Resistance
(VCC/VEE=+15[V]/-15[V], Ta=25[℃])
Maximum Output Voltage
- Supply Voltage
(RL=2[kΩ], Ta=25[℃])



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com