công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K331M15X7RF5.L2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện K331M15X7RF5.L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

K331M15X7RF5.L2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix K331M15X7RF5.L2 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Document Number: 45175
For technical questions, contact: cmll@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 16-Nov-09
61
Mono-Kap
Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors
50 VDC and 100 VDC
Vishay
47
50
K470J15C0GF5.L2
K470K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
47
K470J15C0GF5.H5
K470K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
56
K560J15C0GF5.L2
K560K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
56
K560J15C0GF5.H5
K560K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
68
K680J15C0GF5.L2
K680K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
68
K680J15C0GF5.H5
K680K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
82
K820J15C0GF5.L2
K820K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
82
K820J15C0GF5.H5
K820K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
100
K101J15C0GF5.L2
K101K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
100
K101J15C0GF5.H5
K101K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
120
K121J15C0GF5.L2
K121K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
120
K121J15C0GF5.H5
K121K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
150
K151J15C0GF5.L2
K151K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
150
K151J15C0GF5.H5
K151K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
180
K181J15C0GF5.L2
K181K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
180
K181J15C0GF5.H5
K181K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
220
K221J15C0GF5.L2
K221K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
220
K221J15C0GF5.H5
K221K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
270
K271J15C0GF5.L2
K271K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
270
K271J15C0GF5.H5
K271K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
330
K331J15C0GF5.L2
K331K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
330
K331J15C0GF5.H5
K331K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
390
K391J15C0GF5.L2
K391K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
390
K391J15C0GF5.H5
K391K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
470
K471J15C0GF5.L2
K471K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
470
K471J15C0GF5.H5
K471K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
560
K561J15C0GF5.L2
K561K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
560
K561J15C0GF5.H5
K561K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
680
K681J15C0GF5.L2
K681K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
680
K681J15C0GF5.H5
K681K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
820
K821J15C0GF5.L2
K821K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
820
K821J15C0GF5.H5
K821K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
1000
K102J15C0GF5.L2
K102K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
1000
K102J15C0GF5.H5
K102K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
1200
K122J15C0GF5.L2
K122K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
1200
K122J15C0GF5.H5
K122K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
1500
K152J15C0GF5.L2
K152K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
1500
K152J15C0GF5.H5
K152K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
1800
K182J15C0GF5.L2
K182K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
1800
K182J15C0GF5.H5
K182K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
2200
K222J15C0GF5.L2
K222K15C0GF5.L2
2.5 (0.10)
2200
K222J15C0GF5.H5
K222K15C0GF5.H5
5.0 (0.20)
2700
K272J20C0GF5.L2
K272K20C0GF5.L2
2.5 (0.10)
2700
K272J20C0GF5.H5
K272K20C0GF5.H5
5.0 (0.20)
3300
K332J20C0GF5.L2
K332K20C0GF5.L2
2.5 (0.10)
3300
K332J20C0GF5.H5
K332K20C0GF5.H5
5.0 (0.20)
MONO-KAP C0G - 50 VDC CLEAR TEXT CODE
CAPACITANCE (pF)
RATED VOLTAGE (VDC)
5 % TOLERANCE
13th digit (T = Reel,
U = Ammo, 3 = Bulk)
10 % TOLERANCE
13th digit (T = Reel,
U = Ammo, 3 = Bulk)
LEAD SPACING
mm (inch)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com