| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IXTP460P2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IXTP460P2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation |
|
3 / 6 page ![]() © 2010 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved Pins: 1 - Gate 2 - Drain 3 - Source TO-220 (IXTP) Outline TO-3P (IXTQ) Outline TO-263 (IXTA) Outline Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.06 4.83 .160 .190 b 0.51 0.99 .020 .039 b2 1.14 1.40 .045 .055 c 0.40 0.74 .016 .029 c2 1.14 1.40 .045 .055 D 8.64 9.65 .340 .380 D1 8.00 8.89 .280 .320 E 9.65 10.41 .380 .405 E1 6.22 8.13 .270 .320 e 2.54 BSC .100 BSC L 14.61 15.88 .575 .625 L1 2.29 2.79 .090 .110 L2 1.02 1.40 .040 .055 L3 1.27 1.78 .050 .070 L4 0 0.13 0 .005 1. Gate 2. Collector 3. Emitter 4. Collector Bottom Side e ∅ P TO-247 (IXTH) Outline 1 2 3 Terminals: 1 - Gate 2 - Drain 3 - Source Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 4.7 5.3 .185 .209 A 1 2.2 2.54 .087 .102 A 2 2.2 2.6 .059 .098 b 1.0 1.4 .040 .055 b 1 1.65 2.13 .065 .084 b 2 2.87 3.12 .113 .123 C .4 .8 .016 .031 D 20.80 21.46 .819 .845 E 15.75 16.26 .610 .640 e 5.20 5.72 0.205 0.225 L 19.81 20.32 .780 .800 L1 4.50 .177 ∅P 3.55 3.65 .140 .144 Q 5.89 6.40 0.232 0.252 R 4.32 5.49 .170 .216 S 6.15 BSC 242 BSC IXTA460P2 IXTP460P2 IXTQ460P2 IXTH460P2 |