| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VG bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VG bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 177 page ![]() Pinouts and pin description STM32F20xxx 42/177 Doc ID 15818 Rev 9 17 G7 26 37 47 R2 PA3(6) I/O FT PA3 USART2_RX/TIM5_CH4 / TIM9_CH2 / TIM2_CH4 / OTG_HS_ULPI_D0 / ETH_MII_COL/ EVENTOUT ADC123_IN3 18 F1 27 38 48 - VSS_4 SVSS_4 H7 L4 REGOFF I/O REGOFF 19 E1 28 39 49 K4 VDD_4 SVDD_4 20 J8 29 40 50 N4 PA4(6) I/O TT PA4 SPI1_NSS / SPI3_NSS / USART2_CK / DCMI_HSYNC / OTG_HS_SOF/ I2S3_WS/ EVENTOUT ADC12_IN4 /DAC_OUT1 21 H6 30 41 51 P4 PA5(6) I/O TT PA5 SPI1_SCK/ OTG_HS_ULPI_CK / TIM2_CH1_ETR/ TIM8_CHIN/ EVENTOUT ADC12_IN5 /DAC_OUT2 22 H5 31 42 52 P3 PA6(6) I/O FT PA6 SPI1_MISO / TIM8_BKIN/TIM13_CH1 / DCMI_PIXCLK / TIM3_CH1 / TIM1_BKIN/ EVENTOUT ADC12_IN6 23 J7 32 43 53 R3 PA7(6) I/O FT PA7 SPI1_MOSI/ TIM8_CH1N / TIM14_CH1 TIM3_CH2/ ETH_MII_RX_DV / TIM1_CH1N / RMII_CRS_DV / EVENTOUT ADC12_IN7 24 H4 33 44 54 N5 PC4(6) I/O FT PC4 ETH_RMII_RX_D0 / ETH_MII_RX_D0/ EVENTOUT ADC12_IN14 25 G3 34 45 55 P5 PC5(6) I/O FT PC5 ETH_RMII_RX_D1 / ETH_MII_RX_D1 / EVENTOUT ADC12_IN15 26 J6 35 46 56 R5 PB0(6) I/O FT PB0 TIM3_CH3 / TIM8_CH2N/ OTG_HS_ULPI_D1/ ETH_MII_RXD2 / TIM1_CH2N/ EVENTOUT ADC12_IN8 27 J5 36 47 57 R4 PB1(6) I/O FT PB1 TIM3_CH4 / TIM8_CH3N/ OTG_HS_ULPI_D2/ ETH_MII_RXD3 / TIM1_CH3N/ EVENTOUT ADC12_IN9 Table 6. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |