công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE3371LF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE3371LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC FEMALE(LEAD FREE)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE3371LF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE3371LF Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BNC MALE
RG214/U
BNC FEMALE
PE3371LF-XX
CABLE ASSEMBLY, RG214/U, BNC MALE TO
BNC FEMALE (LEAD FREE)
50 OHM
50 OHM
50 OHM
BNC
MALE
BNC
FEMALE
SCALE N/A
DWG TITLE
CAD FILE
147
FSCM NO. 53919
REV. A
DES.
NOTES:
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL.
2. ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME.
021308
SIZE A
3. DIMENSIONS ARE IN INCHES.
4. LENGTH TOLERANCE IS ± 1.5% OR 10mm, WHICHEVER IS GREATER.
Standard Lengths
-12
-24
-36
-48
-60
-XXX
12''
24"
36"
48"
60"
Custom Length in inches
COMPONENTS
IMPEDANCE


Số phần tương tự - PE3371LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3371 PASTERNACK-PE3371 Datasheet
268Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC FEMALE
More results

Mô tả tương tự - PE3371LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3368LF PASTERNACK-PE3368LF Datasheet
233Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG62A/U BNC MALE TO BNC FEMALE(LEAD FREE)
PE3953 PASTERNACK-PE3953 Datasheet
265Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC FEMALE
PE3145LF PASTERNACK-PE3145LF Datasheet
156Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U RG874 TO BNC MALE(LEAD FREE)
PE3371 PASTERNACK-PE3371 Datasheet
268Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC FEMALE
PE3427 PASTERNACK-PE3427 Datasheet
286Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC FEMALE BULKHEAD
PE3906LF PASTERNACK-PE3906LF Datasheet
276Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC MALE (LEAD FREE)
PE3906LF PASTERNACK-PE3906LF Datasheet
276Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG214/U BNC MALE TO BNC MALE(LEAD FREE)
PE3047LF-48 PASTERNACK-PE3047LF-48 Datasheet
162Kb / 1P
cable assembly, rg58c/u, bnc male to bnc female(lead free)
PE3047LF-72 PASTERNACK-PE3047LF-72 Datasheet
151Kb / 1P
cable assembly, rg58c/u, bnc male to bnc female(lead free)
PE3097LF PASTERNACK-PE3097LF Datasheet
115Kb / 1P
cable assembly, rg214/u, bnc male to n male(lead free)
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com