công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM-P50 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AAEON Technology

tên linh kiện PCM-P50
Giải thích chi tiết về linh kiện  50W Output, 6V to 40V DC Input Range
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AAEON [AAEON Technology]
Trang chủ  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology

PCM-P50 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AAEON Technology

  PCM-P50 Datasheet HTML 1Page - AAEON Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
11-2
PC/104 Board
I/O chip
VIA VT6212 + OXFORD OXmPCI954
PCI/ISA Bridge
ITE IT8888
USB
USB 2.0 port x 4
Serial Port
RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1
Operating Temperature
32ºF ~ 140ºF (0ºC ~ 60ºC )
ISA Bridge (PCI-104 to PC/104) for PFM-800P
USB 2.0 x 4
COM x 4
9681T80000
Cable kit
1709100201
USB Cable x 2
1701100206
RS-232 Cable x 4
Quick Installation Guide
Utility CD
PFM-T800
Features
Packing List
Specifications
Communication Modules
Features
50W Output
+6V to +40V DC Input Range
PCM-P50: +5V & +12V Output
PCM-P50N: ±5V & ±12V Output
PCM-P50N-AC: ±5V & ±12V Output with AC Bus
Termination
PC/104 Compliant
PCM-P50
PC/104 Vehicle Power Supply with +5V & +12V Output
PCM-P50N
PC/104 Vehicle Power Supply with ±5V & ±12V Output
PCM-P50N-AC
PC/104 Vehicle Power Supply with ±5V & ±12V Output and AC Bus Termination
Ordering Information
PC/104 Vehicle Power Supply
Input Voltage
+6 to +40V DC input range
Output Voltage
10.0A@+5V, 2.0A@+12V, 0.4A@-5V, 0.5A@-12V
Peak to Peak Ripple
<20mV
Load Regulation
<60mV
Line Regulation
<40mV
Output Ripple
20mV
Quiescent Current
2mA
Efficiency
up to 95%
Operating Temperature
-40ºF ~ 185ºF (-40ºC ~ 85ºC )
Specifications
PCM-P50
TF-PFM-T800-A10 (For PFM-800P only)
PC/104 Board, 4 COM, 4 USB 2.0, ISA Bridge, PC/104+, Rev A1.0
TF-PFM-T800-A10-01
PC/104 Board, 4 COM, 4 USB 2.0, PCI-104, Rev A1.0
Ordering Information
Power Modules
PFM-T800


Số phần tương tự - PCM-P50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PANDUIT CORP.
PCM-P1 PANDUIT-PCM-P1 Datasheet
104Kb / 4P
Pre-Printed Marker Cards PCM Type
PCM-P3 PANDUIT-PCM-P3 Datasheet
104Kb / 4P
Pre-Printed Marker Cards PCM Type
PCM-PNK PANDUIT-PCM-PNK Datasheet
104Kb / 4P
Pre-Printed Marker Cards PCM Type
PCM-PUR PANDUIT-PCM-PUR Datasheet
104Kb / 4P
Pre-Printed Marker Cards PCM Type
More results

Mô tả tương tự - PCM-P50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Astrodyne Corporation
SD50DRL ASTRODYNE-SD50DRL Datasheet
1Mb / 3P
50W Single Output DC-DC Converter
logo
ELMOS Semiconductor AG
E522.01 ELMOS-E522.01 Datasheet
1Mb / 25P
Wide input voltage range 4.5V to 40V
logo
Rohm
BD9G341EFJ ROHM-BD9G341EFJ Datasheet
1Mb / 27P
12V節?6V input voltage range 3A output current
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT3402S HOTCHIP-HT3402S Datasheet
1Mb / 11P
Wide Input Supply Range: 10V to 40V
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17245EVKIT MAXIM-MAX17245EVKIT Datasheet
2Mb / 13P
Wide 6V to 36V Input Supply Range
Rev 0; 3/16
MAX17108EVKIT MAXIM-MAX17108EVKIT Datasheet
313Kb / 8P
6V to 20V AVDD Input Voltage Range
Rev 0; 10/08
MAX16923EVKIT MAXIM-MAX16923EVKIT_V01 Datasheet
1Mb / 7P
6V to 18V Input Supply Voltage Range
2010
MAX1687EVKIT MAXIM-MAX1687EVKIT Datasheet
114Kb / 4P
2.7V to 6V Input Voltage Range
1999
logo
Guangdong Youtai Semico...
XL1509 UMW-XL1509 Datasheet
1Mb / 12P
Wide 4.5V to 40V Input Voltage Range
XL1509E UMW-XL1509E Datasheet
387Kb / 12P
Wide 4.5V to 40V Input Voltage Range
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com