công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M54HC139 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M54HC139
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad-hard high speed 2 to 6 V CMOS logic series
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M54HC139 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button M54HC139 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M54HC139 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 29 page
background image
M54HCxxx - M54HCTxxx
Package mechanical data
Doc ID 17367 Rev 2
15/29
Figure 3.
Ceramic DIL-14 mechanical drawings
Note:
The upper metallic lid is not electrically connected to any pins, nor to the IC die inside the
package. Connecting unused pins or metal lid to ground or to the power supply will not affect
the electrical characteristics.
Table 8.
Ceramic DIL-14 mechanical data
Dim.
mm.
Min.
Typ
Max.
A
2.1
2.54
a1
3.00
3.70
a2
0.63
0.88
1.14
B
1.82
2.03
2.39
b
0.40
0.45
0.50
b1
0.20
0.254
0.30
D
18.79
19.00
19.20
E
7.36
7.62
7.87
e
2.54
e1
15.11
15.24
15.37
e2
7.62
7.87
8.12
F
7.11
7.75
I
3.70
K
10.90
12.1 n
L
1.14
1.27
1.5
0016173H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com