| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HCC4000B bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4000B bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 24 page ![]() HCC4035BD 9306/018/08 or 09 ESCC flight Specify ESCC variant number in PO DIL-16 Gold or solder dip 930601808 or 09 2.20 - Strip pack HCC4040BK 9204/026/01 or 02 Flat-16 920402601 or 02 0.70 Y HCC4040BD 9204/026/08 or 09 DIL-16 920402608 or 09 2.20 - HCC4041UBK 9202/040/01 or 02 Flat-14 920204001 or 02 0.70 - HCC4041UBD 9202/040/03 or 04 DIL-14 920204003 or 04 2.20 - HCC4042BK 9202/041/01 or 02 Flat-16 920204101 or 02 0.70 - HCC4042BD 9202/041/08 or 09 DIL-16 920204108 or 09 2.20 - HCC4043BK 9202/042/01 or 02 Flat-16 920204201 or 02 0.70 - HCC4043BD 9202/042/08 or 09 DIL-16 920204208 or 09 2.20 - HCC4044BK 9202/043/01 or 02 Flat-16 920204301 or 02 0.70 - HCC4044BD 9202/043/08 or 09 DIL-16 920204308 or 09 2.20 - HCC4046BK 9202/044/01 or 02 Flat-16 920204401 or 02 0.70 - HCC4046BD 9202/044/08 or 09 DIL-16 920204408 or 09 2.20 - HCC4047BK 9207/003/01 or 02 Flat-14 920700301 or 02 0.70 Y HCC4047BD 9207/003/03 or 04 DIL-14 920700303 or 04 2.20 - HCC4049UBK 9202/045/01 or 02 Flat-16 920204501 or 02 0.70 Y HCC4049UBD 9202/045/08 or 09 DIL-16 920204508 or 09 2.20 - HCC4050BK 9202/046/01 or 02 Flat-16 920204601 or 02 0.70 Y HCC4050BD 9202/046/08 or 09 DIL-16 920204608 or 09 2.20 - HCC4051BK 9202/047/01 or 02 Flat-16 920204701 or 02 0.70 Y HCC4051BD 9202/047/08 or 09 DIL-16 920204708 or 09 2.20 - HCC4052BK 9202/048/01 or 02 Flat-16 920204801 or 02 0.70 - HCC4052BD 9202/048/08 or 09 DIL-16 920204808 or 09 2.20 - HCC4053BK 9202/049/01 or 02 Flat-16 920204901 or 02 0.70 - HCC4053BD 9202/049/08 or 09 DIL-16 920204908 or 09 2.20 - Table 10. Ordering information (continued) Order code ESCC detailed specification Quality level Comment Package Lead finish Marking Mass (g) EPPL Packing |