công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X0205MA1BA2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện X0205MA1BA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 A sensitive gate SCR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

X0205MA1BA2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button X0205MA1BA2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics X0205MA1BA2 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
X02
Package information
Doc ID 7480 Rev 4
9/11
Figure 16.
Footprint and connectors for SOT-223 or SMBflat-3L (dimensions in mm)
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SOT-223
SMBF3L
SMBF3L
SMBF3L
3.42
3.25
2.92
0.95
2.30
1.10
0.85
1.20
1.20
1.08
1.35
1.08
1.30
5.84
Solder resist
Solder lands
Solder paste
Connector line



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11