công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE4255 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE4255
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder Attachment For RG179, RG187, .285 inch D Hole
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE4255 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE4255 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE4255 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE4255 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1
TECHNICAL DATA SHEET
75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder Attachment For RG179, RG187, .285 inch D Hole
Configuration
Connector
SMB Jack
Connector Specification
MIL-C-39012
Connector Interface Type
RG179,RG187
Cable Attachment Method (Shield/Contact)
Crimp/Solder
Body Style
Straight
Mount Method
Bulkhead
Electrical Specifications
Frequency Range, GHz
DC to 2
Impedance, Ohms
75
Maximum Operating Voltage, Volts
335
Dielectric Withstanding Voltage, Vrms
750
Mechanical Specifications
Temperature
Operating Range, deg C
-65 to +165
Size
Length, in [mm]
0.958 [24.33]
Width/Dia., in [mm]
0.375 [9.53]
.
Weight, lbs [g]
0.013 [5.9]
Connector
Type
SMB Jack
Contact Material and Plating
Gold
Contact Plating Specification
MIL-G-45204
Body Material and Plating
Brass, Nickel
Dielectric Type
Teflon
Compliance Certifications (visit www.Pasternack.com for current document)
RoHS Compliant
Yes
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including
price, inventory and certifications: 75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder Attachment For RG179, RG187,
.285 inch D Hole PE4255
PE4255
PE4255 REV
75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder
Attachment For RG179, RG187, .285 inch D Hole


Số phần tương tự - PE4255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Peregrine Semiconductor...
PE42551 PEREGRINE-PE42551 Datasheet
819Kb / 9P
SPDT UltraCMOS RF Switch
logo
Peregrine Semiconductor
PE42551 PSEMI-PE42551 Datasheet
819Kb / 9P
SPDT UltraCMOS RF Switch
logo
Peregrine Semiconductor...
PE42551 PEREGRINE-PE42551 Datasheet
819Kb / 9P
SPDT UltraCMOS
PE42551 PEREGRINE-PE42551_15 Datasheet
819Kb / 9P
RF Switch
PE42552 PEREGRINE-PE42552 Datasheet
398Kb / 9P
SPDT UltraCMOS RF Switch DC - 7500 MHz
More results

Mô tả tương tự - PE4255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE44266 PASTERNACK-PE44266 Datasheet
307Kb / 3P
75 Ohm 1.6/5.6 Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder Attachment For RG179, RG187, .362 inch DD Hole
PE4925 PASTERNACK-PE4925 Datasheet
262Kb / 2P
75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Clamp/Solder Attachment For RG179, RG187, .285 inch D Hole
PE4928 PASTERNACK-PE4928 Datasheet
254Kb / 2P
75 Ohm SMB Jack Connector Clamp/Solder Attachment For RG179, RG187
PE4248 PASTERNACK-PE4248 Datasheet
250Kb / 1P
75 Ohm SMB Plug Connector Crimp/Solder Attachment For RG179,RG187
PE4281 PASTERNACK-PE4281 Datasheet
263Kb / 2P
75 Ohm SMB Jack Bulkhead Connector Clamp/Solder Attachment For RG180, RG195, 285 inch D HOLE
PE44326 PASTERNACK-PE44326 Datasheet
256Kb / 2P
75 Ohm F Female Bulkhead Connector Crimp/ Solder Attachment For RG179, RG187
PE4254 PASTERNACK-PE4254 Datasheet
217Kb / 2P
75 Ohm SMC Jack Connector Crimp-Solder Attachment For RG179, RG187
PE4640 PASTERNACK-PE4640 Datasheet
322Kb / 3P
75 Ohm BNC Female Bulkhead Connector Crimp - Solder Attachment For RG179, RG187, .480 inch D Hole
PE4906 PASTERNACK-PE4906 Datasheet
312Kb / 2P
75 Ohm SMC Jack Bulkhead Connector Clamp - Solder Attachment For RG179, RG187
PE44872 PASTERNACK-PE44872 Datasheet
253Kb / 3P
75 Ohm SMB Jack Connector Crimp-Solder Attachment For RG179, RG187
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com