công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCK4950 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Agere Systems

tên linh kiện LCK4950
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage PLL Clock Driver
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGERE [Agere Systems]
Trang chủ  
Logo AGERE - Agere Systems

LCK4950 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Agere Systems

Back Button LCK4950 Datasheet HTML 8Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 9Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 10Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 11Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 12Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 13Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 14Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 15Page - Agere Systems LCK4950 Datasheet HTML 16Page - Agere Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
Agere Systems Inc.
13
Data Sheet
November 2001
Low-Voltage PLL Clock Driver
LCK4950
Electrical Characteristics (continued)
5-9708 (F)
Figure 9. PLL Block Diagram
Note: For computations refer to the following equations:
m = 8 (FBsel = 1), 16(FBsel = 0), P = 1
For the LCK4950 clock driver, the following will provide an example of how to determine the crystal frequency
required for a given design.
Given:
Qa = 160 MHz
Qb = 80 MHz
Qc = 40 MHz
Qd = 40 MHz
FBSel = 0
(eq. 1)
From Figure 3:
fQd = VCO/8 then N = 8 or fQa = VCO/2 then N = 2
From Figure 9:
m = 16 and P = 1
or
PHASE
DETECTOR
LPF
VCO
÷P
÷N
÷m
Qn
fref
f
fVCO
m
--------------
fvco
fQ
=
,
=
fref
fQn
N
P
•
•
m
------------------------------
=
∴
fref
fQn
N
P
•
•
m
------------------------------
=
tref
4081
•
•
16
------------------------
20 MHz
=
=
tref
16021
•
•
16
----------------------------
20 MHz
=
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com