| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D2587P9155 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Agere Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D2587P9155 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Agere Systems |
|
9 / 14 page ![]() Data Sheet, Rev. 2 Wavelength-Selected, High-Power D2587P-Type (with Wavelength July 2001 Locker)/D2547P-Type Isolated DFB Laser Modules 9 Agere Systems Inc. Ordering Information Table 7. D2587P 20 mW CW Laser with Locker (C- and L-Band) Ordering Information (continued) Device Code ITU-T Frequency (THz) Center Wavelength (nm) Comcode Device Code ITU-T Frequency (THz) Center Wavelength (nm) Comcode D2587P61 196.1 1528.77 108835422 D2587P41 194.1 1544.53 108835620 D2587P605 196.05 1529.16 108875220 D2587P405 194.05 1544.92 108875444 D2587P60 196.0 1529.55 108835430 D2587P40 194.0 1545.32 108835638 D2587P595 195.95 1529.94 108875238 D2587P395 193.95 1545.72 108875451 D2587P59 195.9 1530.33 108835448 D2587P39 193.9 1546.12 108835646 D2587P585 195.85 1530.72 108875246 D2587P385 193.85 1546.52 108875469 D2587P58 195.8 1531.12 108835455 D2587P38 193.8 1546.92 108835653 D2587P575 195.75 1531.51 108875253 D2587P375 193.75 1547.32 108875477 D2587P57 195.7 1531.90 108835463 D2587P37 193.7 1547.72 108835661 D2587P565 195.65 1532.29 108875261 D2587P365 193.65 1548.11 108875485 D2587P56 195.6 1532.68 108835471 D2587P36 193.6 1548.51 108835679 D2587P555 195.55 1533.07 108875279 D2587P355 193.55 1548.91 108875493 D2587P55 195.5 1533.47 108835489 D2587P35 193.5 1549.32 108835687 D2587P545 195.45 1533.86 108875287 D2587P345 193.45 1549.72 108875501 D2587P54 195.4 1534.25 108835497 D2587P34 193.4 1550.12 108835695 D2587P535 195.35 1534.64 108875303 D2587P335 193.35 1550.52 108875519 D2587P53 195.3 1535.04 108835505 D2587P33 193.3 1550.92 108835703 D2587P525 195.25 1535.43 108875311 D2587P325 193.25 1551.58 108875527 D2587P52 195.2 1535.82 108835513 D2587P32 193.2 1551.72 108835711 D2587P515 195.15 1536.22 108875329 D2587P315 193.15 1552.12 108875535 D2587P51 195.1 1536.61 108835521 D2587P31 193.1 1552.52 108835729 D2587P505 195.05 1537.00 108875345 D2587P305 193.05 1552.93 108875543 D2587P50 195.0 1537.40 108835539 D2587P30 193.0 1553.33 108835737 D2587P495 194.95 1537.79 108875352 D2587P295 192.95 1553.73 108875550 D2587P49 194.9 1538.19 108835547 D2587P29 192.9 1554.13 108835745 D2587P485 194.85 1538.58 108875360 D2587P285 192.85 1554.54 108875568 D2587P48 194.8 1538.98 108835554 D2587P28 192.8 1554.94 108835752 D2587P475 194.75 1539.37 108875378 D2587P275 192.75 1555.34 108875576 D2587P47 194.7 1539.77 108835562 D2587P27 192.7 1555.75 108835760 D2587P465 194.65 1540.16 108875386 D2587P265 192.65 1556.15 108875584 D2587P46 194.6 1540.56 108835570 D2587P26 192.6 1556.55 108835778 D2587P455 194.55 1540.95 108875394 D2587P255 192.55 1556.96 108875592 D2587P45 194.5 1541.35 108835588 D2587P25 192.5 1557.36 108835786 D2587P445 194.45 1541.75 108875402 D2587P245 192.45 1557.77 108875600 D2587P44 194.4 1542.14 108835596 D2587P24 192.4 1558.17 108835794 D2587P435 194.35 1542.54 108875410 D2587P235 192.35 1558.58 108875618 D2587P43 194.3 1542.94 108835604 D2587P23 192.3 1558.98 108835802 D2587P425 194.25 1543.33 108875428 D2587P225 192.25 1559.39 108875626 D2587P42 194.2 1543.73 108835612 D2587P22 192.2 1559.79 108835810 D2587P415 194.15 1544.13 108875436 D2587P215 192.15 1560.20 108875634 |