công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1345TMPC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Agere Systems

tên linh kiện 1345TMPC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1345-Type Receiver with Clock Recovery and Data Retiming
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AGERE [Agere Systems]
Trang chủ  
Logo AGERE - Agere Systems

1345TMPC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Agere Systems

Back Button 1345TMPC Datasheet HTML 4Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 5Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 6Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 7Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 8Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 9Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 10Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 11Page - Agere Systems 1345TMPC Datasheet HTML 12Page - Agere Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
Agere Systems Inc.
Data Sheet
1345-Type Receiver with
January 2000
Clock Recovery and Data Retiming
Outline Drawings
Dimensions are in inches and (millimeters). Unless noted otherwise, tolerances are ±0.005 in. (±0.127 mm).
1-988(C)
1.339
(34.01)
0.968
(24.58)
0.635
(16.14)
0.147
(3.73)
TOP VIEW
PIN 1 INDICATOR
0.125
(3.17)
0.110
(2.80)
0.100
(2.54)
0.900
(22.86)
0.350 (8.89)
0.400
(10.16)
PIN 20
PIN 11
PIN 1
PIN 10
0.018
(0.46)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com