| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CT2565 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT2565 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
30 / 31 page ![]() Aeroflex Circuit Technology 30 SCDCT2565 REV B 8/10/99 Plainview NY (516) 694-6700 .100 2.100 1.500 TYP Lead 1 & ESD Designator 1.900 1.800 Pin 19 Pin 20 Pin 59 Pin 41 Pin 2 .050 TYP 1.650 1.870 .100 .110 Pin 1 .250 .250 MAX Pin 39 Pin 40 Pin 78 Pin 22 Pin 21 Pin 60 .018 DIA TYP .080 .180 MAX .010 ±.002 .015 2.000 Pin 42 .095 Pin 41 2.200 MAX Lead 1 & ESD Designator 1.610 MAX Designator MAX .400 MIN .050 Lead Centers 41 Leads/Side (4 Places) Pin 82 .050 Figure 23 – Plug In Package Outline Figure 24 – Flat Package Outline |