| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CT2500 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT2500 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
6 / 10 page ![]() Aeroflex Circuit Technology SCDCT2500 REV A 6/12/98 Plainview NY (516) 694-6700 6 STR1,STR2 LDCNTRL D0-D31, WIOUT CMDOUT, DTAOUT RDYFORDTA TXCMXD ENV G20MHZ SYNC RXDATA RCVDTA, RCVCNTRL ERR1, ERR2, OVRFLOW RCVCNTRL, RSTERR, POR D0-D31 STR1, STR2 RXCLOCK RCVDTA, FIFORD 100ns min tF tR tH tS 270ns typ 15ns max tS = 20ns min tH = 5ns min tF = 10ns min tR = 10ns min 100ns 350ns max 50ns N - 2 N - 1 N 100ns N = 4 E Type Control Frame N = 34 Data without Parity N = 3 D Type Control Frame N = 35 Data with Parity 300ns typ 370ns max VALID TXDMXD VALID VALID 15ns 100ns 15ns max 15ns max tF tR 100ns 100ns min tF tR tF = 5ns typ tR = 5ns typ tF = 10ns max tR = 10ns max Figure 2 – Transmit Timing Diagram Figure 3 – Receive Timing Diagram |