công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT8030 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Advanced Power Technology

tên linh kiện APT8030
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOS V is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADPOW [Advanced Power Technology]
Trang chủ  http://www.advpowertech.com
Logo ADPOW - Advanced Power Technology

APT8030 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Advanced Power Technology

  APT8030 Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Technology APT8030 Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Technology APT8030 Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Technology APT8030 Datasheet HTML 4Page - Advanced Power Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
V
DS
, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
V
DS
, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA
FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE
Qg, TOTAL GATE CHARGE (nC)
V
SD
, SOURCE-TO-DRAIN VOLTAGE (VOLTS)
FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE
FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE
1
5
10
50 100
800
.01
.1
1
10
50
0
100
200
300
400
500
600
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
APT8030B2VFR
TC =+25°C
TJ =+150°C
SINGLE PULSE
200
100
50
10
5
1
.5
.1
20
16
12
8
4
0
OPERATION HERE
LIMITED BY RDS (ON)
TJ =+150°C
TJ =+25°C
Crss
Coss
Ciss
30,000
10,000
5,000
1,000
500
100
200
100
50
10
5
1
VDS=250V
VDS=100V
VDS=400V
I
D
= I
D
[Cont.]
10
µS
1mS
10mS
100mS
DC
100
µS
T-MAX™ Package Outline 5
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
4.50 (.177) Max.
19.81 (.780)
20.32 (.800)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
5.45 (.215) BSC
2.87 (.113)
3.12 (.123)
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.40 (.016)
0.79 (.031)
Drain
Source
Gate
Dimensions in Millimeters and (Inches)
2-Plcs.
APT's devices are covered by one or more of the following U.S.patents: 4,895,810
5,045,903
5,089,434
5,182,234
5,019,522
5,262,336
5,256,583
4,748,103
5,283,202
5,231,474
5,434,095
5,528,058



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com