công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE9611 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE9611
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bulkhead 75 Ohm Mini SMB Jack to Mini SMB Jack Adapter
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE9611 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE9611 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE9611 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE9611 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1
TECHNICAL DATA SHEET
Bulkhead 75 Ohm Mini SMB Jack to Mini SMB Jack Adapter
Configuration
Connector 1
Mini SMB Jack
Impedance 1
75 Ohms
Connector Specification 1
MIL-C-39012
Connector 2
Mini SMB Jack
Impedance 2
75 Ohms
Connector Specification 2
MIL-C-39012
Adapter Design
Standard
Body Style
Straight
Mount Method
Bulkhead
Mechanical Specifications
Temperature
Operating Range,deg C
-65 to +165
Size
Length, in [mm]
0.75 [19.05]
Width/Dia., in [mm]
0.25 [6.35]
.
Connector 1
Type
Mini SMB Jack
Inner Conductor Material and Plating
Gold
Inner Conductor Plating Specification
MIL-G-45204
Body Material and Plating
Brass, Gold
Body Plating Specification
MIL-G-45204
Dielectric Type
Teflon
Connector 2
Type
Mini SMB Jack
Inner Conductor Material and Plating
Gold
Inner Conductor Plating Specification
MIL-G-45204
Body Material and Plating
Brass, Gold
Body Plating Specification
MIL-G-45204
Dielectric Type
Teflon
Compliance Certifications (visit www.Pasternack.com for current document)
RoHS Compliant
Yes
Bulkhead 75 Ohm Mini SMB Jack to Mini SMB Jack Adapter
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price,
inventory and certifications: Bulkhead 75 Ohm Mini SMB Jack to Mini SMB Jack Adapter PE9611
PE9611
PE9611 REV


Số phần tương tự - PE9611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9610 PASTERNACK-PE9610 Datasheet
78Kb / 1P
MINI 75 OHM SMB PLUG TO MINI 75 OHM SMB JACK
PE9612 PASTERNACK-PE9612 Datasheet
253Kb / 2P
75 Ohm N Male to Mini SMB Plug Adapter
PE9613 PASTERNACK-PE9613 Datasheet
238Kb / 2P
75 Ohm N Female to Mini SMB Plug Adapter
PE9614 PASTERNACK-PE9614 Datasheet
240Kb / 2P
75 Ohm N Male to Mini SMB Jack Adapter
PE9615 PASTERNACK-PE9615 Datasheet
254Kb / 2P
75 Ohm N Female to Mini SMB Jack Adapter
More results

Mô tả tương tự - PE9611

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9122 PASTERNACK-PE9122 Datasheet
249Kb / 2P
SMB Jack to SMB Jack Bulkhead Adapter
PE9608 PASTERNACK-PE9608 Datasheet
254Kb / 2P
75 Ohm Mini SMB Jack to Mini SMB Jack Adapter
PE9610 PASTERNACK-PE9610 Datasheet
78Kb / 1P
MINI 75 OHM SMB PLUG TO MINI 75 OHM SMB JACK
PE9614 PASTERNACK-PE9614 Datasheet
240Kb / 2P
75 Ohm N Male to Mini SMB Jack Adapter
PE9615 PASTERNACK-PE9615 Datasheet
254Kb / 2P
75 Ohm N Female to Mini SMB Jack Adapter
PE9618 PASTERNACK-PE9618 Datasheet
255Kb / 2P
75 Ohm Mini SMB Jack to BNC Male Adapter
PE9619 PASTERNACK-PE9619 Datasheet
251Kb / 2P
75 Ohm Mini SMB Jack to BNC Female Adapter
PE9735 PASTERNACK-PE9735 Datasheet
107Kb / 1P
75 OHM SMB JACK TO MINI 75 OHM SMB PLUG
PE9736 PASTERNACK-PE9736 Datasheet
106Kb / 1P
75 OHM SMB PLUG TO MINI 75 OHM SMB JACK
PE9248 PASTERNACK-PE9248 Datasheet
341Kb / 3P
75 Ohm SMB Jack to SMB Jack Adapter
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com