công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT50GF120LR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Advanced Power Technology

tên linh kiện APT50GF120LR
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Fast IGBT is a new generation of high voltage power IGBTs.
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADPOW [Advanced Power Technology]
Trang chủ  http://www.advpowertech.com
Logo ADPOW - Advanced Power Technology

APT50GF120LR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Advanced Power Technology

  APT50GF120LR Datasheet HTML 1Page - Advanced Power Technology APT50GF120LR Datasheet HTML 2Page - Advanced Power Technology APT50GF120LR Datasheet HTML 3Page - Advanced Power Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
APT50GF120B2R/LR
Dimensions in Millimeters and (Inches)
Dimensions in Millimeters and (Inches)
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.40 (.016)
0.79 (.031)
Collector
Emitter
Gate
Collector
Emitter
Gate
19.51 (.768)
20.50 (.807)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
3.10 (.122)
3.48 (.137)
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.48 (.019)
0.84 (.033)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
5.45 (.215) BSC
2-Plcs.
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
4.50
(.177) Max.
19.81 (.780)
20.32 (.800)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
5.45 (.215) BSC
2.87 (.113)
3.12 (.123)
2-Plcs.
TO-264 Package Outline
T-MAX™ Package Outline



Html Pages

1 2 3