công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASMB-310IR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện ASMB-310IR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LGA 1366 Intel짰 Xeon짰 5500/5600 CEB Server Board with 2 PCIe x16 or 4 PCIe x8, SAS RAID
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

ASMB-310IR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  ASMB-310IR Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. ASMB-310IR Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Server-grade IPCs
Block Diagram
ASMB-310IR
Ordering Information
Part Number
HDD
Expansion Slot
IPMI
ASMB-310-00A1E
6 SATA
4 x PCIe x8 (or 2 x PCIe
x16), 2 x PCIe x4
-
ASMB-310IR-00A1E
6 SATA + 8 SAS/
SATA
4 x PCIe x8 (or 2 x PCIe
x16), 1 x PCIe x4
Yes
PCIe Slot2 x4
PCI-E CHE
x4 Lanes
PCI-E CHD
x8 Lanes
800/1066/1333
800/1066/1333
800/1066/1333
Intel ICH10R
Winbond W83627DHG
(Super I/O)
Intel 5520 I/O Hub
Intel 82567LM
GbE LAN
USB x 6
USB 2.0
DDR3 CHA
DDR3 CHB
DDR3 CHC
800/1066/1333
800/1066/1333
800/1066/1333
DDR3 CHA
DDR3 CHB
DDR3 CHC
DDR3 DIMMA1
DDR3 DIMMB1
DDR3 DIMMC1
6 SATA
SATA x 6
Serial ATA
CPU0
Nehalem-EP
Processor
LGA-1366
PORT1
Enterprise South Bridge
Interconnect
DDR3 DIMMC1
DDR3 DIMMB1
DDR3 DIMMA1
PCIe Slot3 x8
PCI-E CHC
x8 Lanes
PCIe Slot4 x16
PCI-E CHA
x8 Lanes
PCIe Slot6 x16
PCIe Slot1 x4
PCI-E CHG
11 USB
ASPEED
AST2050
PCI Bus
USB 2.0
LPC Bus
VRAM
128 MB
DDR2 Bus
SPI
VGA CN
2D only
SPI ROM
W25X64V
64 Mbits
PS/2, COM
Intel 82574L
GbE LAN
RGB
VUART
COM3
header
UART
BMC
Console
UART
ARM
Realtek
RTL8201
PHY(10/100)
MII
RJ45 CN
w/ IPMI
SPI BIOS
PCIe Slot5 x8
PCI-E CHB
x8 Lanes
USB x 1
LSI
SAS1068E
(Option)
x4 Lanes
SAS/SATA
CN x 8
(option)
SAS
QPI
6.4 GT/s
QPI
6.4 GT/s
QPI
6.4 GT/s
PORT1
PORT0
CPU1
Nehalem-EP
Processor
LGA-1366
PORT1
Bracket View
ASMB-310IR-00A1E
ASMB-310-00A1E
Packing List
Part Number
Description
Quantity
1700003194
SATA data cables
x 2
1960048321T000
I/O shield
x 1
2066310R00
Driver CD
x 1
2006310R10
Startup manual
x 1
1960048304N001
CPU Coolers (For 2U/4U system)
x 2
1703150102
SATA power cable
x 2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com