công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIMB-M22 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện SIMB-M22
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMD Mobile G-series Single Core Mini-ITX with VGA/LVDS/HDMI, 4 COM and Dual LAN
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

SIMB-M22 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  SIMB-M22 Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. SIMB-M22 Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Block Diagram
Board Diagram
SIMB-M22
Ordering Information
P/N
VGA
GbE
USB
COM
SATA
SIMB-M22-2G2S0A1E
1
2
8 (4 Rear, 4 Internal)
4 RS-232 (2 Rear, 2 Internal)
5 SATA III
Note: Minimum order quantity is 200 pieces
I/O View
Mouse
2 COM
2 LAN
Keyboard
HDMI
Mic-in
Line-out
Line-in
VGA
4 USB
Optional Accessories
Part Number
Description
1700003195
USB cable with two ports, 17.5 cm
1700002204
USB cable with two ports, 27 cm
1700008461
USB cable with two ports, 30.5 cm
Packing List
Description
Quantity
SATA cable kit (SATA/POWER)
1
I/O shield
1
Startup maual
1 (per 20 units)
Driver CD
1 (per 20 units)
Mini Card
Connector
HD Audio
8 x USB 2.0 ports
SPI ROM
SATA III
Channel A
Realtek ALC892
USB 2.0
SPI
USB 2.0
PCIe x1
DDR3 1066MHz
PCIe x4
Gen 2
PCIe x4 Slot
HDT Pin Header
(Debug)
AMD G-Series
SC/5.5W
PCIe x1
PCIe x1
LAN 1
Realtek RTL8111DL
LAN 2
Realtek RTL8111DL
5 x SATA III ports
AMD A55E
18-bit LVDS
D-Sub
RGB
HDMI 1.3a
Audio AMP
TPA3005
2 x RS-232 ports
Fintek
81216AD
Winbond
83627DHG-P
TMDS (LTDP1)
eDP
(Optional)
6Gb/s
LTDP0
2 x RS-232 ports,
2 x PS/2 KB/MS,
H/W Monitor,
8-bit GPIO
T40R 1.0 GHz



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com