công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE9455 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE9455
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 2.92mm Male to 2.4mm Female Adapter
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE9455 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE9455 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE9455 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE9455 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
TECHNICAL DATA SHEET
Plotted and Other Data
Notes:
Values at 25 °C, sea level
URL: http://www.pasternack.com/2.92mm-male-2.4mm-female-straight-adapter-pe9455-p.aspx
Precision 2.92mm Male to 2.4mm Female Adapter from Pasternack Enterprises has same day shipment for domestic and
International orders. Our RF, microwave and fiber optic products maintain a 99% availability and are part of the broadest
selection in the industry.
Precision 2.92mm Male to 2.4mm Female Adapter
PE9455
PE9455 REV



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com