công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE9399 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE9399
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA Female to SSMA Female Adapter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE9399 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE9399 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE9399 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
TECHNICAL DATA SHEET
SMA Female to SSMA Female Adapter
Configuration
Connector 1
SMA Female
Impedance 1
50 Ohms
Connector 2
SSMA Female
Impedance 2
50 Ohms
Adapter Design
Standard
Body Style
Straight
Mechanical Specifications
Size
Length, in [mm]
0.748 [19]
Width/Dia., in [mm]
0.25 [6.35]
.
Connector 1
Type
SMA Female
Inner Conductor Material and Plating
Gold
Body Material and Plating
Brass, Nickel
Dielectric Type
PTFE
Connector 2
Type
SSMA Female
Inner Conductor Material and Plating
Gold
Body Material and Plating
Brass, Nickel
Dielectric Type
PTFE
Compliance Certifications (visit www.Pasternack.com for current document)
RoHS Compliant
Yes
Plotted and Other Data
Notes:
Values at 25 °C, sea level
URL: http://www.pasternack.com/sma-female-ssma-female-straight-adapter-pe9399-p.aspx
SMA Female to SSMA Female Adapter from Pasternack Enterprises has same day shipment for domestic and International
orders. Our RF, microwave and fiber optic products maintain a 99% availability and are part of the broadest selection in the
industry.
SMA Female to SSMA Female Adapter
PE9399
PE9399 REV


Số phần tương tự - PE9399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9390 PASTERNACK-PE9390 Datasheet
252Kb / 3P
N Tee Adapter Male-Male-Male
PE9391 PASTERNACK-PE9391 Datasheet
255Kb / 3P
75 Ohm N Male to N Female Adapter
PE9392 PASTERNACK-PE9392 Datasheet
248Kb / 2P
SSMB Jack to BNC Male Adapter
PE9393 PASTERNACK-PE9393 Datasheet
248Kb / 2P
SSMB Plug to BNC Male Adapter
PE9394 PASTERNACK-PE9394 Datasheet
247Kb / 2P
SSMB Jack to BNC Female Adapter
More results

Mô tả tương tự - PE9399

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9063 PASTERNACK-PE9063 Datasheet
235Kb / 2P
SMA Male to SSMA Female Adapter
PE9188 PASTERNACK-PE9188 Datasheet
250Kb / 3P
SMA Female to SSMA Male Adapter
PE9189 PASTERNACK-PE9189 Datasheet
244Kb / 2P
SSMA Female to SSMA Female Bulkhead Adapter
PE9192 PASTERNACK-PE9192 Datasheet
239Kb / 2P
SSMA Female to SSMA Female Adapter
PE9354 PASTERNACK-PE9354 Datasheet
250Kb / 2P
SSMA Female to N Female Adapter
PE9358 PASTERNACK-PE9358 Datasheet
240Kb / 3P
SSMA Male to SSMA Female Adapter
PE9685 PASTERNACK-PE9685 Datasheet
258Kb / 3P
QD SSMA Male to SSMA Female Adapter
PE9063 PASTERNACK-PE9063 Datasheet
235Kb / 2P
SMA Male to SSMA Female Adapter
PE9189 PASTERNACK-PE9189 Datasheet
244Kb / 2P
SSMA Female to SSMA Female Bulkhead Adapter
PE9192 PASTERNACK-PE9192 Datasheet
239Kb / 2P
SSMA Female to SSMA Female Adapter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com