công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMS2502CS-30 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Advanced Monolithic Systems

tên linh kiện AMS2502CS-30
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADMOS [Advanced Monolithic Systems]
Trang chủ  http://www.advanced-monolithic.com
Logo ADMOS - Advanced Monolithic Systems

AMS2502CS-30 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Advanced Monolithic Systems

  AMS2502CS-30 Datasheet HTML 1Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 2Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 3Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 4Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 5Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 6Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 7Page - Advanced Monolithic Systems AMS2502CS-30 Datasheet HTML 8Page - Advanced Monolithic Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Advanced Monolithic Systems, Inc.
6680B Sierra Lane, Dublin, CA 94568 Phone (925) 556-9090 Fax (925) 556-9140
AMS2501/AMS2502
PACKAGE DIMENSIONS inches (millimeters) unless otherwise noted.
8 LEAD SOIC PLASTIC PACKAGE (S)
0°-8° TYP
0.010-0.020
(0.254-0.508)
S (SO-8 ) AMS DRW# 042293
x 45°
0.016-0.050
(0.406-1.270)
0.008-0.010
(0.203-0.254)
0.004-0.010
(0.101-0.254)
0.014-0.019
(0.355-0.483)
0.053-0.069
(1.346-1.752)
0.050
(1.270)
TYP
0.150-0.157**
(3.810-3.988)
0.228-0.244
(5.791-6.197)
0.189-0.197*
(4.801-5.004)
*DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH
SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE
**DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH. INTERLEAD
FLASH SHALL NOT EXCEED 0.010" (0.254mm) PER SIDE
1
2
3
4
8
7
6
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com