| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SSM2164 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSM2164 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices |
|
11 / 12 page ![]() SSM2164 REV. 0 –11– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Pin Plastic DIP (N-16) 16-Pin Narrow SOIC (R-16A) 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 9 16 18 PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 1 16 9 8 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) |