| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SSM2160P bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSM2160P bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 16 page ![]() SSM2160/SSM2161 –15– REV. 0 SSM2160 20-Lead SOL (R-20) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 24-Lead Plastic DI P (N-24) 24 112 13 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 1.275 (32.30) 1.125 (28.60) 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SSM2161 20-Lead Plastic DIP (N-20) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 24-Lead SOL (R-24) 24 13 12 1 0.6141 (15.60) 0.5985 (15.20) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). |