| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMP18FS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMP18FS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices |
|
8 / 8 page ![]() SMP18 REV. C –8– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Pin Plastic DIP (N-16) 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Pin (Narrow Body) (SO-16) 16 9 8 1 0.3937 (10.00) 0.3859 (9.80) 0.2550 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (5.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 16-Lead TSSOP (RU-16) 16 9 8 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° |